Part Number Hot Search : 
25L4005A UT2301Z RT916 ZMM130 4071B 1N8148E3 MT9041B 1NC60
Product Description
Full Text Search
 

To Download SLD04210 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
 S/MOD/SLD0x210/C/16/04/2003
Relais Statique miniature sortie DC DC SLIM Solid State Relay
* Compatibilite du brochage avec les Relais Electro-mecaniques . * Commande 5 , 12, 24 et 48 VDC selon modeles * Sortie 48VDC - 2,5A ( voir courbe de derating ) * Ecreteur de surtension integre.
page 1 / 3 F/GB
SLD0x210
DC input 48VDC 2,5A output
* Pin to pin compatible with Electromechanic Relays. * 5 ; 12; 24 and 48VDC control * 48DC - 2,5A output (see derating curve) * Integrated clamping voltage.
28 (1.10) 5 (0.20)
grid 0,1"/ grille 2,54mm top view/vue de dessus
15 (0.59)
3,5 (0.14)
A2 1,4 (0.06)
A1 +
+
2 - o 0,8 mm 2 - o 1,1mm 0.15 0.65 0.20
3,8 (0.15) 0,5 x 0,4mm (0.02 x 0.015)
16,5 (0.65) Vue de dessous Bottom View
5,1 (0.20)
2 (0.08)
1 x 0,4mm (0.04 x 0.015)
PCB Layout
(-)
4 3 (+) INPUT
(+) 2
1 (-) OUTPUT
Caracteristiques de commande (a 20C) / Control characteristics (at 20C) Parameter Tension de commande / Control voltage Courant de commande / Control current (@ Uc nom ) Tension de relachement/Release voltage Resistance interne / Input internal resistor
SLD01210 SLD02210 SLD03210 SLD04210
DC DC DC DC Symbol Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Unit Uc 3 5 10 7 12 20 18 24 32 38 48 58 V Ic Uc off Rc 5,5 12 320 27 1,8 1070 5,5 10 18 3,6 3000 5,5 7,7 10,2 8,3 10800 3,5 4,4 5,3 8,3 mA V
Caracteristiques generales / General characteristics Parameter Plage de temperature de fonctionnement /Operating temperature range Plage de temperature de stockage /Storage temperature range Isolement entree-sortie / Input-output isolation Poids/Weight Temperature de soudage max / Maximum soldering heat(1 mm boitier/case) Conformite / Conformity Homologation / Approved Conditions Boitier / Case Boitier / Case Symbol Tc max Tc max Typ. -20 / +80 C -25 / +80 C 2500 VRMS 8 g 220 C EN60947-5-1 UL pending
10 s
Ts max
Proud to serve you
All technical characteristics are subject to change without previous notice. Caracteristiques sujettes a modifications sans preavis.
celduc
r e l a i
s
S/MOD/SLD0x210/C/16/04/2003
page 2 / 3 F/GB
Caracteristiques de sortie(a 20C) / Output characteristics (at 20C) Parameter Tension de charge / Load voltage Plage tension de fonctionnement / Operating range Courant nominal DC12/ DC12 nominal current Courant nominal DC13/ DC13 nominal current Courant nominal DC6/ DC-6 nominal current (Lamps) Courant de surcharge non repetitif /Non repetitive overload current Chute tension directe crete/ On state voltage drop Resistance de sortie a l'etat on / Static output on-resistance Courant de fuite etat bloque/ Off state leakage current Courant de charge minimum / Minimum load current Temps de fermeture/ Turn on time Temps d'ouverture/ Turn off time Frequence max de commutation / Operating switching frequency Transil de protection contre les surtension/Transient voltage suppressor -Tension d'ecretage/ Breakdown voltage -Puissance maximum / Peak power dissipation -Tension crete (ecreteur de tension) / Peak voltage (clamping voltage) EMC Test d'immunite conduite/Conducted immunity level EMC Test d'immunite conduite/Conducted immunity level Conditions Symbol Ul Ulmin-max Il DC12 Il DC13 Il DC-6 Il pulse Vd R on max Ilk max Ilmin ton max toff max fs Typ.
48
( see Fig. 2 ) ( see Fig. 2 ) ( see Fig. 2 &3) tp=1s (Fig. 3) @ Il nom, Uc nom , Il=2A @Ul=24V Uc nom DC Uc nom DC Uc nom DC @1mA Pulse 10/1000s IEC 1000-4-4 (bursts) IEC 1000-4-5 (shocks)
0-60 2,5 2,5 2,5 6A 0,4V@2A 200 <1 1 50 600 100 (*) oui/ yes Ubr min V Pr 600 W Up max 60 V 1kV criterion A /4kV criterion B Control :0,5kV crit. A Output 1kV crit. A
Unit V V A A A A V m mA mA s s Hz
(*) : Frequence de commutation : A des frequences elevees, les pertes en commutation peuvent entrainer un echauffement du relais plus important. Il faut donc limiter un peu le courant. A faible courant, les limites en frequence correspondent aux temps de commutation et la frequence de commutation peut etre beaucoup plus importante. (*) : Operating frequency : With high frequency operating, turn ON and turn OFF commutation can increase the temperature of the SSR. So, with high frequency operating, it is necessary to limit a little bit the current. With low current, the frequency limit is given by the turn ON and turn OFF time, that means high frequency operating is possible.
Fig. 2 : Courant en fonction de la temperature ambiante / Load current vs. ambient temperature characteristics
3,5 3
Fig. 3 : Courant de surcharge non repetitif / Non repetitive surge current
Surge current Itsm (Apeak) = f(t) 25 Itsm (Apeak) 20 15 10 5 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
2,5
I (A)
2 1,5 1 0,5 0 Tambient(C)
0,01
0,1 t(s)
1
10
Precautions : * Dans le cas de plusieurs modules cote a cote, prevoir un derating en courant. * Sur charges inductives prevoir une diode de roue libre (ou ecreteur de surtension ).
Cautions : * In case of many SSRs side by side , take a derating current in to account . * On inductive loads put a free-wheeling diode (or clamp ).
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19
S/MOD/SLD0x210/B/08/11/2002
page 3 / 3 F/GB
Fonctionnement sur charge Inductive Application on Inductive load Application type : Typical application : b) Utilisation de la protection interne au relais (Dz) Using internal voltage protection of the relay ( Dz)
+48VDC
Electovanne / Valve
SLD
Dz
DRL
Une diode de roue libre sur la charge protege correctement le relais mais augmente le temps d'ouverture de la charge. La diode de protection interne au relais peut etre utilisee dans la limite de sa puissance dissipee, ce qui limite la frequence de commutation : F max = 0,6/LI2 ( L= inductance de la charge ; I = courant de charge) A free wheel diode protect the relay, but the turn OFF time increases. The internal voltage protection of the relay can be used but the switching frequency must be adapted to the max power dissipation of the internal protection : F max = 0,6/LI2 ( L= inductance of the load ; I = load current)
0VDC
b) Utilisation sur reseau 24VDC avec protection sur la charge Using on 24VDC with protection on the load
+24VDC
SLD
48VDC
Protection typique sur ce type de charge. Ce type de protection permet une vitesse de commutation elevee, mais necessite l'emploi d'un relais avec une tension superieure. Exemple : utilisation d'un relais 48V sur reseau 24VDC. Typical protection on this type of load : With this type of protection, the turn OFF time can be fast, but it is necessary to use a relay with a higher voltage. Example : using a 48VDC relay on 24VDC mains
0VDC
celduc
r e l a i s
www.celduc.com
Rue Ampere B.P. 4 42290 SORBIERS - FRANCE E-Mail : celduc-relais@celduc.com Fax +33 (0) 4 77 53 85 51 Service Commercial France Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 20 Sales Dept.For Europe Tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 Sales Dept. Asia : Tel. +33 (0) 4 77 53 90 19


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SLD04210

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X